Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTA673 Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LTA673
Szczegółowy opis  SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTA673 Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTA673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
2017-01-31
1
2017-01-31
SIDELED
Datasheet
Version 1.1 - OS-PCN-2016-012-A
LT A673
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: white SMT package, colorless clear
resin
•
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
•
Technology: InGaN
•
Technologie: InGaN
•
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: true green (529 nm)
•
Farbe: true green (529 nm)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Backlighting
•
Hinterleuchtung
•
Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten


Podobny numer części - LTA673

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
419Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LTA673-N2S1-25 OSRAM-LTA673-N2S1-25 Datasheet
419Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LTA673-P1Q2-25 OSRAM-LTA673-P1Q2-25 Datasheet
419Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LTA673-Q1R2-25 OSRAM-LTA673-Q1R2-25 Datasheet
419Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

Podobny opis - LTA673

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LG-A67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-A67K-H2K1-24-Z Datasheet
469Kb / 19P
SIDELED
LR-A67F-U2AB-1-Z OSRAM-LR-A67F-U2AB-1-Z Datasheet
482Kb / 20P
SIDELED
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
SIDELED
LT-A67C-S2U1-35-Z OSRAM-LT-A67C-S2U1-35-Z Datasheet
446Kb / 19P
SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
SIDELED
LAA67F OSRAM-LAA67F Datasheet
494Kb / 21P
SIDELED
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
SIDELED
SFH-325-FA OSRAM-SFH-325-FA Datasheet
396Kb / 14P
SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com