| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MPC8250VR Arkusz danych(PDF) 39 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8250VR Arkusz danych(HTML) 39 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
39 / 60 page ![]() MPC8250 Hardware Specifications, Rev. 1 Freescale Semiconductor 39 Pinout PA22 AF121 PA23 AG111 PA24/MSNUM1 AH91 PA25/MSNUM0 AJ81 PA26/FCC1_MII_RX_ER AH71 PA27/FCC1_MII_RX_DV AF71 PA28/FCC1_MII_TX_EN AD51 PA29/FCC1_MII_TX_ER AF11 PA30/FCC1_MII_CRS/FCC1_RTS AD31 PA31/FCC1_MII_COL AB51 PB4/FCC3_TXD3/L1RSYNCA2/FCC3_RTS AD281 PB5/FCC3_TXD2/L1TSYNCA2/L1GNTA2 AD261 PB6/FCC3_TXD1/L1RXDA2/L1RXD0A2 AD251 PB7/FCC3_TXD0/FCC3_TXD/L1TXDA2/L1TXD0A2 AE261 PB8/FCC3_RXD0/FCC3_RXD/TXD3 AH271 PB9/FCC3_RXD1/L1TXD2A2 AG241 PB10/FCC3_RXD2 AH241 PB11/FCC3_RXD3 AJ241 PB12/FCC3_MII_CRS/TXD2 AG221 PB13/FCC3_MII_COL/L1TXD1A2 AH211 PB14/FCC3_MII_TX_EN/RXD3 AG201 PB15/FCC3_MII_TX_ER/RXD2 AF191 PB16/FCC3_MII_RX_ER/CLK18 AJ181 PB17/FCC3_MII_RX_DV/CLK17 AJ171 PB18/FCC2_RXD3/L1CLKOD2/L1RXD2A2 AE141 PB19/FCC2_RXD2/L1RQD2/L1RXD3A2 AF131 PB20/FCC2_RXD1/L1RSYNCD2/L1TXD1A1 AG121 PB21/FCC2_RXD0/FCC2_RXD/L1TSYNCD2/L1GNTD2 AH111 PB22/FCC2_TXD0/FCC2_TXD/L1RXDD2 AH161 PB23/FCC2_TXD1/L1TXDD2 AE151 PB24/FCC2_TXD2/L1RSYNCC2 AJ91 PB25/FCC2_TXD3/L1TSYNCC2/L1GNTC2 AE91 PB26/FCC2_MII_CRS/L1RXDC2 AJ71 PB27/FCC2_MII_COL/L1TXDC2 AH61 PB28/FCC2_MII_RX_ER/FCC2_RTS/L1TSYNCB2/L1GNTB2/TXD1 AE31 Table 19. MPC8250 ZU Package Pinout List (continued) Pin Name Ball |