| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PM7367 Arkusz danych(PDF) 279 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM7367 Arkusz danych(HTML) 279 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
279 / 323 page ![]() PM7367 FREEDM-32P32 DATA SHEET PMC-1991499 ISSUE 2 FRAME ENGINE AND DATA LINK MANAGER PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL TO PMC-SIERRA, INC., AND FOR ITS CUSTOMER’S INTERNAL USE 265 Pin/ Enable Register Bit Cell Type Device I.D. RD[14] 239 IN_CELL 1 RCLK[14] 238 IN_CELL 1 RD[15] 237 IN_CELL 0 RCLK[15] 236 IN_CELL 1 RD[16] 235 IN_CELL - RCLK[16] 234 IN_CELL - RD[17] 233 IN_CELL - RCLK[17] 232 IN_CELL - RD[18] 231 IN_CELL - RCLK[18] 230 IN_CELL - RD[19] 229 IN_CELL - RCLK[19] 228 IN_CELL - RD[20] 227 IN_CELL - RCLK[20] 226 IN_CELL - RD[21] 225 IN_CELL - RCLK[21] 224 IN_CELL - RD[22] 223 IN_CELL - RCLK[22] 222 IN_CELL - RD[23] 221 IN_CELL - RCLK[23] 220 IN_CELL - RD[24] 219 IN_CELL - RCLK[24] 218 IN_CELL - RD[25] 217 IN_CELL - RCLK[25] 216 IN_CELL - RD[26] 215 IN_CELL - RCLK[26] 214 IN_CELL - RD[27] 213 IN_CELL - RCLK[27] 212 IN_CELL - RD[28] 211 IN_CELL - |