| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PM7367 Arkusz danych(PDF) 281 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM7367 Arkusz danych(HTML) 281 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
281 / 323 page ![]() PM7367 FREEDM-32P32 DATA SHEET PMC-1991499 ISSUE 2 FRAME ENGINE AND DATA LINK MANAGER PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL TO PMC-SIERRA, INC., AND FOR ITS CUSTOMER’S INTERNAL USE 267 Pin/ Enable Register Bit Cell Type Device I.D. AD_OEN[23] 181 OUT_CELL - AD[22] 180 IO_CELL - AD_OEN[22] 179 OUT_CELL - AD[21] 178 IO_CELL - AD_OEN[21] 177 OUT_CELL - AD[20] 176 IO_CELL - AD_OEN[20] 175 OUT_CELL - AD[19] 174 IO_CELL - AD_OEN[19] 173 OUT_CELL - AD[18] 172 IO_CELL - AD_OEN[18] 171 OUT_CELL - AD[17] 170 IO_CELL - AD_OEN[17] 169 OUT_CELL - AD[16] 168 IO_CELL - AD_OEN[16] 167 OUT_CELL - CBEB[2] 166 IO_CELL - CBEB[2]_OEN 165 OUT_CELL - FREMEB 164 IO_CELL - FRAMEB_OEN 163 OUT_CELL - IRDYB 162 IO_CELL - IRDY_OEN 161 OUT_CELL - TRDYB 160 IO_CELL - TRDYB_OEN 159 OUT_CELL - DEVSELB 158 IO_CELL - DEVSELB_OEN 157 OUT_CELL - STOPB 156 IO_CELL - STOPB_OEN 155 OUT_CELL - LOCKB 154 IN_CELL - PERRB 153 IO_CELL - |