| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPC574KX Arkusz danych(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC574KX Arkusz danych(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 160 page ![]() Electrical characteristics SPC574Kx 66/160 DocID023601 Rev 6 SNRDIFF150(9) CC T Signal to noise ratio in differential mode 150 ksps output rate 4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR =VDD_HV_ADV GAIN = 1 TJ <150 °C 80 — — dBFS T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) , VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 2 TJ <150 °C 77 — — T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) , VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 4 TJ <150 °C 74 — — T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 8 TJ <150 °C 71 — — D4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 16 TJ <150 °C 68 — — SNRDIFF333 (12) CC P Signal to noise ratio in differential mode 333 ksps output rate 4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 1 TJ <150 °C 74 — — dBFS T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 2 TJ <150 °C 71 — — T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 4 TJ <150 °C 68 — — T4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 8 TJ <150 °C 65 — — D4.5 < VDD_HV_ADV <5.5(10),(11) VDD_HV_ADR = VDD_HV_ADV GAIN = 16 TJ <150 °C 62 — — Table 34. SDn ADC electrical specification(1)(Continued) Symbol C Parameter Conditions Value Unit Min Typ Max |