Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST8R00 Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

Numer części ST8R00
Szczegółowy opis  Micropower 1A synchronous step-up DC-DC converter
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST8R00 Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button ST8R00 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics ST8R00 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
ST8R00
Package mechanical data
17/19
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
99
101
3.898
3.976
T
14.4
0.567
Ao
4.35
0.171
Bo
4.35
0.171
Ko
1.1
0.043
Po
4
0.157
P
8
0.315
Tape & Reel QFNxx/DFNxx (4x4) Mechanical Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19