| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIC10F220E/MC Arkusz danych(PDF) 67 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC10F220E/MC Arkusz danych(HTML) 67 Page - Microchip Technology |
|
67 / 86 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. DS41270E-page 65 PIC10F220/222 FIGURE 11-8: VOL vs. IOL OVER TEMPERATURE (VDD = 3.0V) FIGURE 11-9: VOL vs. IOL OVER TEMPERATURE (VDD = 5.0V) (VDD = 3V, -40×C TO 125×C) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 IOL (mA) Max. 85°C Max. 125°C Typical 25°C Min. -40°C Typical: Statistical Mean @25°C Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3 σ (-40°C to 125°C) 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 IOL (mA) Typical: Statistical Mean @25×C Maximum: Meas + 3 (-40×C to 125×C) Typical: Statistical Mean @25°C Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3 σ (-40°C to 125°C) Max. 85°C Typ. 25°C Min. -40°C Max. 125°C |