Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R5F101PHDFB Arkusz danych(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

Numer części R5F101PHDFB
Szczegółowy opis  RENESAS MCU
PDF  200 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F101PHDFB Arkusz danych(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  R5F101PHDFB Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F101PHDFB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 200 page
background image
RL78/G13
1. OUTLINE
Page 2 of 194
R01DS0131EJ0310 Rev.3.10
Nov 15, 2013
ROM, RAM capacities
Flash
ROM
Data
flash
RAM
RL78/G13
20 pins
24 pins
25 pins
30 pins
32 pins
36 pins
128
KB
8 KB
12 KB
−
−
−
R5F100AG
R5F100BG
R5F100CG
−
−
−
−
R5F101AG
R5F101BG
R5F101CG
96
KB
8 KB
8 KB
−
−
−
R5F100AF
R5F100BF
R5F100CF
−
−
−
−
R5F101AF
R5F101BF
R5F101CF
64
KB
4 KB
4 KB
Note 1
R5F1006E
R5F1007E
R5F1008E
R5F100AE
R5F100BE
R5F100CE
−
R5F1016E
R5F1017E
R5F1018E
R5F101AE
R5F101BE
R5F101CE
48
KB
4 KB
3 KB
R5F1006D
R5F1007D
R5F1008D
R5F100AD
R5F100BD
R5F100CD
−
R5F1016D
R5F1017D
R5F1018D
R5F101AD
R5F101BD
R5F101CD
32
KB
4 KB
2 KB
R5F1006C
R5F1007C
R5F1008C
R5F100AC
R5F100BC
R5F100CC
−
R5F1016C
R5F1017C
R5F1018C
R5F101AC
R5F101BC
R5F101CC
16
KB
4 KB
2 KB
R5F1006A
R5F1007A
R5F1008A
R5F100AA
R5F100BA
R5F100CA
−
R5F1016A
R5F1017A
R5F1018A
R5F101AA
R5F101BA
R5F101CA
Flash
ROM
Data
flash
RAM
RL78/G13
40 pins
44 pins
48 pins
52 pins
64 pins
80 pins
100 pins
128 pins
512
KB
8 KB
32 KB
Note 3
−
R5F100FL
R5F100GL
R5F100JL
R5F100LL
R5F100ML R5F100PL
R5F100SL
−
−
R5F101FL
R5F101GL
R5F101JL
R5F101LL
R5F101ML R5F101PL
R5F101SL
384
KB
8 KB
24 KB
−
R5F100FK R5F100GK R5F100JK
R5F100LK R5F100MK R5F100PK R5F100SK
−
−
R5F101FK R5F101GK R5F101JK
R5F101LK R5F101MK R5F101PK R5F101SK
256
KB
8 KB
20 KB
Note 2
−
R5F100FJ
R5F100GJ
R5F100JJ
R5F100LJ
R5F100MJ
R5F100PJ
R5F100SJ
−
−
R5F101FJ
R5F101GJ
R5F101JJ
R5F101LJ
R5F101MJ
R5F101PJ
R5F101SJ
192
KB
8 KB
16 KB
R5F100EH R5F100FH R5F100GH R5F100JH R5F100LH R5F100MH R5F100PH R5F100SH
−
R5F101EH R5F101FH R5F101GH R5F101JH R5F101LH R5F101MH R5F101PH R5F101SH
128
KB
8 KB
12 KB
R5F100EG R5F100FG R5F100GG R5F100JG R5F100LG R5F100MG R5F100PG
−
−
R5F101EG R5F101FG R5F101GG R5F101JG R5F101LG R5F101MG R5F101PG
−
96
KB
8 KB
8 KB
R5F100EF
R5F100FF R5F100GF
R5F100JF
R5F100LF R5F100MF R5F100PF
−
−
R5F101EF
R5F101FF R5F101GF
R5F101JF
R5F101LF R5F101MF R5F101PF
−
64
KB
4 KB
4 KB
Note 1
R5F100EE R5F100FE R5F100GE R5F100JE
R5F100LE
−
−
−
−
R5F101EE R5F101FE R5F101GE R5F101JE
R5F101LE
−
−
−
48
KB
4 KB
3 KB
R5F100ED R5F100FD R5F100GD R5F100JD R5F100LD
−
−
−
−
R5F101ED R5F101FD R5F101GD R5F101JD R5F101LD
−
−
−
32
KB
4 KB
2 KB
R5F100EC R5F100FC R5F100GC R5F100JC R5F100LC
−
−
−
−
R5F101EC R5F101FC R5F101GC R5F101JC R5F101LC
−
−
−
16
KB
4 KB
2 KB
R5F100EA R5F100FA R5F100GA
−
−
−
−
−
−
R5F101EA R5F101FA R5F101GA
−
−
−
−
−
Notes 1.
This is about 3 KB when the self-programming function and data flash function are used. (For details, see CHAPTER
3 in the RL78/G13 User’s Manual Hardware
)
2.
This is about 19 KB when the self-programming function and data flash function are used. (For details, see
CHAPTER 3 in the RL78/G13 User’s Manual Hardware
)
3.
This is about 31 KB when the self-programming function and data flash function are used. (For details, see
CHAPTER 3 in the RL78/G13 User’s Manual Hardware
)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com