| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AN3028 Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3028 Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 37 page ![]() List of figures AN3028 4/37 Doc ID 16135 Rev 1 List of figures Figure 1. EVLVIP16L- 4WFN demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Figure 2. Application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 3. VDD waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 4. Transformer size and pin diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 5. Transformer size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 6. Drain current and voltage at max load 115 Vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 7. Drain current and voltage at max load 230 Vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 8. Drain current and voltage at max load 90 Vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 9. Drain current and voltage at max load 265 Vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 10. Line regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 11. Load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 12. Output voltage ripple 115VINAC full load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 13. Output voltage ripple 230VINAC full load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 14. Output voltage ripple at 115 VINAC no load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 15. Output voltage ripple at 230 VINAC no load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 16. Output voltage ripple at 115VINAC 25 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 17. Output voltage ripple at 230VINAC 25 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 18. Efficiency vs. VIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 19. Efficiency vs. load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 20. Active mode efficiency vs. VIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 21. Input voltage averaged efficiency vs. load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 22. ENERGY STAR® efficiency criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 23. PIN vs. VIN at POUT = 0; 25 mW; 50 mW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 24. POUT at PIN = 1 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 25. Soft-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 26. Output short applied and OLP in steady-state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 27. OLP in steady-state and output short removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 28. Control loop block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 29. Thermal measurements at 115Vac, no self-supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 30. Thermal measurements at 115Vac, self-supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 31. Quasi-peak measurement at 230Vac, full load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 32. Average measurement at 230Vac, full load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 33. Bottom layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 34. Connections of the UUT to the wattmeter for power measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 35. Switch in position 1 - setting for standby measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 36. Switch in position 2 - setting for efficiency measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 |