Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z86L82 Arkusz danych(PDF) 43 Page - Zilog, Inc.

Numer części Z86L82
Szczegółowy opis  Programmable input glitch filter for pulse reception
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ZILOG [Zilog, Inc.]
Strona internetowa  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z86L82 Arkusz danych(HTML) 43 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z86L82 Datasheet HTML 39Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 40Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 41Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 42Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 43Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 44Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 45Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 46Page - Zilog, Inc. Z86L82 Datasheet HTML 47Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 80 page
background image
Z86L82/85/88
28-Pin Low-Voltage IR Microcontrollers
PS009007-1202
36
TC16L(D)06h
Table 15 describes the Counter/Timer2 LS-Byte Hold Register.
TC8H(D)05h
Table 16 describes the Counter/Timer8 High Hold Register.
TC8L(D)04h
Table 17 describes the Counter/Timer8 Low Hold Register.
Table 15. TC16L(D)06h
Field
Bit Position
Description
T16_Data_LO 76543210
R/W
Data
Table 16. TC8H(D)05h
Field
Bit Position
Description
T8_Level_HI
76543210
R/W Data
Table 17. TC8L(D)04h
Field
Bit Position
Description
T8_Level_LO
76543210
R/W
Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com