Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SSD35P03 Arkusz danych(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części SSD35P03
Szczegółowy opis  P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SSD35P03 Arkusz danych(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SSD35P03 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD35P03 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD35P03 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD35P03 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Elektronische Bauelemente
SSD35P03
-35A, -30V, RDS(O ) 28m
P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
31-May-2017 Rev. A
Page 3 of 4
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
TYPICAL CHARACTERISTICS CURVE



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com