Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ARSP1404 Arkusz danych (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

ARSP1404 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
Numer części ARSP1404
Pobierz  ARSP1404 Pobierz
Rozmiar pliku   55.79 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA STRAIGHT PLUG CRIMP FOR RG8/LMR400

ARSP1404 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ARSP1404 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

Numer części ARSP1404
Pobierz  ARSP1404 Click to download

Rozmiar pliku   55.79 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA STRAIGHT PLUG CRIMP FOR RG8/LMR400

ARSP1404 Arkusz danych (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


ARSP1404 Szczegóły Produktu

ELECTRICAL:
IMPEDENCE: 50 OHMS
WITHSTAND VOLTAGE: 1000V
FREQUENCY RANGE: 0~6 GHz
VSWR: <1.50 @ 0~6 GHz
DURABILITY: > 500 CYCLE
CABLE RETENTION: > 40 POUNDS

MISCELLANEOUS:
COMPONENTS SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATIONS PS-0031.

ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

REGULATORY COMPLIANCE:
CE2011/65/EU(RoHS DIRECTIVE)




Podobny numer części - ARSP1404

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infinite Electronics In...
ARSP1100 L-COM-ARSP1100 Datasheet
132Kb / 1P
CON, RP-SMA PLUG CRIMP LMR-100
02/01/2024
ARSP1202 L-COM-ARSP1202 Datasheet
123Kb / 1P
CON,RP-SMA PLUG CRIMP LMR200
6/24/03
ARSP1700 L-COM-ARSP1700 Datasheet
48Kb / 1P
RP- SMA FEMALE CRIMP FOR RG58 / LMR195
9/29/09
ARSP1702 L-COM-ARSP1702 Datasheet
103Kb / 1P
CON,RP-SMA PLUG R/A LMR195
9/19/05
ARSP1726 L-COM-ARSP1726 Datasheet
75Kb / 1P
RP-SMA PLUG SOLDERLESS R/A LMR195
11/5/12
More results


Podobny opis - ARSP1404

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4777 PASTERNACK-PE4777 Datasheet
257Kb / 2P
RP SMA Malle Connector Crimp/Solder Attachment For RG180, RG195
PE4496 PASTERNACK-PE4496 Datasheet
109Kb / 1P
SHV PLUG CRIMP ATTACHMENT FOR RG8 &RG213
logo
List of Unclassifed Man...
CONREVSMA007 ETC2-CONREVSMA007 Datasheet
153Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA007-R58 ETC2-CONREVSMA007-R58 Datasheet
154Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA007-R178 ETC2-CONREVSMA007-R178 Datasheet
156Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG178 CABLE
CONREVSMA011 ETC2-CONREVSMA011 Datasheet
149Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA011-R58 ETC2-CONREVSMA011-R58 Datasheet
155Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA011-R178 ETC2-CONREVSMA011-R178 Datasheet
258Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG178 CABLE
logo
Pasternack Enterprises,...
PE44472 PASTERNACK-PE44472 Datasheet
251Kb / 2P
RP N Male Connector Crimp-Solder Attachment For RG213, RG8
logo
Linx Technologies
CONREVSMA007-G LINX-CONREVSMA007-G Datasheet
306Kb / 2P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG-174 CABLE
21/JAN/19
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com