| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DSPIC33EP128GS708 Arkusz danych(PDF) 128 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC33EP128GS708 Arkusz danych(HTML) 128 Page - Microchip Technology |
|
128 / 484 page ![]() dsPIC33EPXXXGS70X/80X FAMILY DS70005258C-page 128 2016-2018 Microchip Technology Inc. TABLE 11-1: PORTA PIN AND ANSELA AVAILABILITY Device PORTA I/O Pins RA15 RA14 RA13 RA12 RA11 RA10 RA9 RA8 RA7 RA6 RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0 dsPIC33EPXXXGSX08 — — — — — — — — — — — XXX XX dsPIC33EPXXXGSX06 — — — — — — — — — — — XXX XX dsPIC33EPXXXGSX05 — — — — — — — — — — — XXX XX dsPIC33EPXXXGSX04 — — — — — — — — — — — XXX XX dsPIC33EPXXXGS702 — — — — — — — — — — — XXX XX ANSELA Bit Present — — — — — — — — — — — — —X X X TABLE 11-2: PORTB PIN AND ANSELB AVAILABILITY Device PORTB I/O Pins RB15 RB14 RB13 RB12 RB11 RB10 RB9 RB8 RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 dsPIC33EPXXXGSX08 X X X X X — XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX06 X X X X X — XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX05 X X X X X — XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX04 X X X X X — XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGS702 X X X X X — XXXX XXXX XX ANSELB Bit Present — — — — — —X —X X X —X X X X TABLE 11-3: PORTC PIN AND ANSELC AVAILABILITY Device PORTC I/O Pins RC15 RC14 RC13 RC12 RC11 RC10 RC9 RC8 RC7 RC6 RC5 RC4 RC3 RC2 RC1 RC0 dsPIC33EPXXXGSX08 X X X X — X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX06 X X X X — X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX05 — —X X — X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX04 — —X X — X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGS702 — — — — — — — — — — — — — — — — ANSELC Bit Present — — —X —X X — —X X X —X X — TABLE 11-4: PORTD PIN AND ANSELD AVAILABILITY Device PORTD I/O Pins RD15 RD14 RD13 RD12 RD11 RD10 RD9 RD8 RD7 RD6 RD5 RD4 RD3 RD2 RD1 RD0 dsPIC33EPXXXGSX08 X X X X X X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX06 X X X X X X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX05 —X — — —X — — — — —X — — — — dsPIC33EPXXXGSX04 —X — — —X — — — — —X — — — — dsPIC33EPXXXGS702 — — — — — — — — — — — — — — — — ANSELD Bit Present — —X — — — —X X —X — —X — — TABLE 11-5: PORTE PIN AND ANSELE AVAILABILITY Device PORTE I/O Pins RE15 RE14 RE13 RE12 RE11 RE10 RE9 RE8 RE7 RE6 RE5 RE4 RE3 RE2 RE1 RE0 dsPIC33EPXXXGSX08 X X X X X X XXXX XXXX XX dsPIC33EPXXXGSX06 — — — — — — — — — — — — — — — — dsPIC33EPXXXGSX05 — — — — — — — — — — — — — — — — dsPIC33EPXXXGSX04 — — — — — — — — — — — — — — — — dsPIC33EPXXXGS702 — — — — — — — — — — — — — — — — ANSELE Bit Present — — — — — — — — — — — — — — — — |