Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBL29S Arkusz danych(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBL29S
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29S Arkusz danych(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBL29S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
LB L29S, LT L29S
2006-10-04
7
Durchlassstrom
2) Seite 15
Forward Current
2)
page 15
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2) 7)
page 15
I
V/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2)
page 15
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
OHL01499
10
F
V
2.0
V
F
I
3.0
4.0
5.0
10
-1
0
10
10
1
10
2
mA
V
V (10 mA)
OHL01460
F
I
I
I
0
10
10 1
mA 10 2
10
-1
10
0
10
1
5
5
OHL04870
-60
0
˚C
V (25 ˚C)
I
I
V
-40 -20
0
20 40 60
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
true green
blue
T
j



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com