Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBL29S Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBL29S
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29S Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBL29S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LB L29S, LT L29S
2006-10-04
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5)
Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 15
Gruppe
Group
blue
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
-
-
517
523
3
464
468
523
529
nm
4
468
472
529
535
nm
5
472
476
535
541
nm
Durchlassspannungsgruppen für blau
6)
Seite 15
Forward Voltage Groups for blue
6)
page 15
Gruppe
Group
blue
Einheit
Unit
min.
max.
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
5B
3.35
3.50
V
6A
3.50
3.65
V
6B
3.65
3.80
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous Intensity
1)
page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous Flux
2)
page 15
Φ
V (mlm)
K1
K2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
7.1 …
9.0
9.0 …
11.2
11.2 …
14.0
14.0 …
18.0
18.0 …
22.4
22.4 …
28.0
28.0 …
35.5
35.5 …
45.0
45.0 …
56.0
56.0 …
71.0
71.0 …
90.0
90.0 … 112.0
112.0 … 140.0
140.0 … 180.0
32 (typ.)
40 (typ.)
50 (typ.)
65 (typ.)
80 (typ.)
100 (typ.)
125 (typ.)
160 (typ.)
200 (typ.)
250 (typ.)
320 (typ.)´
400 (typ.)
500 (typ.)
640 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine
Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all
individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: L1-4-5B
Example: L1-4-5B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
L1
4
5B
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com