Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBL29S Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBL29S
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29S Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBL29S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB L29S, LT L29S
SmartLED
® 0603
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LB_L29S abgekündigt nach OS-PD-2006-009 -
wird durch LB_L293 ersetzt werden.
LB_L29S obsolete acc. to OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LB_L293.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse 0603, farbloser
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform
1,7 x 0,8 x 0,65 mm (LxBxH)
• Wellenlänge: 470 nm (blau),
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: horizontal 155°, vertikal 135°
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau),
7 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Informationsanzeigen im Aussenbereich
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT package 0603, colorless
diffused resin
• feature of the device: smallest
package 1.7 x 0.8 x 0.65 mm (LxWxH)
• wavelength: 470 nm (blue),
528 nm (true green)
• viewing angle: horizontal 155°, vertical 135°
• technology: InGaN
• optical efficiency: 2 lm/W (blue),
7 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
•toys
• outdoor displays
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Podobny numer części - LBL29S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LBL293 OSRAM-LBL293 Datasheet
396Kb / 21P
Version 1.0 (Replacement in due course)
LBL29G OSRAM-LBL29G Datasheet
234Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LBL29G-P2R1-35-1 OSRAM-LBL29G-P2R1-35-1 Datasheet
234Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

Podobny opis - LBL29S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com