Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBL29S Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBL29S
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29S Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBL29S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBL29S Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
2006-10-04
10
LB L29S, LT L29S
Maßzeichnung
8) Seite 15
Package Outlines
8)
page 15
Gewicht / Approx. weight:
1.4 mg
Gurtung / Polarität und Lage
8) Seite 15
Verpackungseinheit 8-mm-Gurt 5000/Rolle,
ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
8)
page 15
Packing unit 8 mm tape 5000/reel, ø180 mm
Empfohlenes Lötpaddesign
8) 9) Seite 15
IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad
8) 9)
page 15
IR Reflow Soldering
GPLY7057
0.8 (0.031) ±0.1 (0.004)
Cathode
+0.05 (0.002)
-0.03 (0.001)
0.125 (0.005)
+0.02 (0.001)
-0.05 (0.002)
0.65 (0.026)
marking
marking
Cathode
±0.05 (0.002)
0.7 (0.028)
A
C
OHAY1491
1.5 (0.059)
4 (0.157)
2 (0.079)
0.9 (0.035)
A
C
0.8 (0.031)
0.8 (0.031)
0.7 (0.028)
OHAPY606
0.8 (0.031)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com