Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DIO7912BAASC5 Arkusz danych(PDF) 14 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Numer części DIO7912BAASC5
Szczegółowy opis  300 mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ LDO
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7912BAASC5 Arkusz danych(HTML) 14 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 13Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 14Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 15Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7912BAASC5 Datasheet HTML 16Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
DIO7912
www.dioo.com
© 2022 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7912• Rev. 1.0
COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)
Symbol
MIN
NOM
MAX
A
0.320
-
0.400
A1
-0.004
-
0.046
A3
0.110REF.
D
0.750
-
0.850
E
0.750
-
0.850
D1
0.200
-
0.300
E1
0.200
-
0.300
k
0.150MIN.
b
0.170
-
0.270
e
0.480TYP.
L
0.210
-
0.320
L1
0.170
-
0.270



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com