Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DIO7913BAASC5 Arkusz danych(PDF) 18 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Numer części DIO7913BAASC5
Szczegółowy opis  300 mA, Low Noise, Low Quiescent Current LDO
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7913BAASC5 Arkusz danych(HTML) 18 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 13Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 14Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 15Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 16Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 17Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 18Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7913BAASC5 Datasheet HTML 19Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 19 page
background image
DIO7913
Version 1.0, Sep 2025
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
15
9.5. DFN1×1-4
Common Dimensions
(Units of measure = Millimeter)
Symbol
Min
Max
A
0.335
0.405
A1
0.000
0.050
A2
0.100 REF
D
0.950
1.050
E
0.950
1.050
D1
0.450
0.550
E1
0.450
0.550
k
0.195 REF
b
0.175
0.275
e
0.575
0.675
L1
0.200
0.300



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com