| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STMEC001ATTR Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMEC001ATTR Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 19 page ![]() Logic diagram STMEC001 6/19 2 Logic diagram Figure 2. STMEC001 block diagram UVLO SW SW SW 150 K Ω 150 K Ω Control logic Thermal sense POR #OC #SYSRST #STBY #SHDN Vin_3.3V AUX Vin_1.5V Vin_3.3V V/I sense and discharge switch V/I sense and discharge switch V/I sense and discharge switch VO_3.3VAUX VO_1.5V VO_3.3V #PERST #CPUSB #CPPE RCLKEN 150 K Ω 150 K Ω 150 K Ω 150 K Ω |