| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
GD82541PI Arkusz danych(PDF) 36 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD82541PI Arkusz danych(HTML) 36 Page - Intel Corporation |
|
36 / 46 page ![]() 82541(PI/GI/EI) — Networking Silicon 36 5.3 Pinout Information Table 14. PCI Address, Data and Control Signals Signal Pin Signal Pin Signal Pin AD[0] N7 AD[16] K1 C/BE#[0] M4 AD[1] M7 AD[17] E3 C/BE#[1] L3 AD[2] P6 AD[18] D1 C/BE#[2] F3 AD[3] P5 AD[19] D2 C/BE#[3] C4 AD[4] N5 AD[20] D3 PAR J1 AD[5] M5 AD[21] C1 FRAME# F2 AD[6] P4 AD[22] B1 IRDY# F1 AD[7] N4 AD[23] B2 TRDY# G3 AD[8] P3 AD[24] B4 STOP# H1 AD[9] N3 AD[25] A5 DEVSEL# H3 AD[10] N2 AD[26] B5 IDSEL A4 AD[11] M1 AD[27] B6 VIO G2 AD[12] M2 PAD[28] C6 AD[13] M3 AD[29] C7 AD[14] L1 AD[30] A8 AD[15] L2 AD[31] B8 Table 15. PCI Arbitration Signals Signal Pin REQ# C3 GNT# J3 Table 16. Interrupt Signals Signal Pin INTA# H2 Table 17. System Signals Signal Pin Signal Pin CLK G1 RST# B9 M66EN C2 CLK_RUN# C8 |