| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L6717 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6717 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 56 page ![]() Contents L6717 2/56 Doc ID 17326 Rev 1 Contents 1 Typical application circuit and block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Pins description and connection diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1 Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.1 Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 Device description and operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 Hybrid CPU support and CPU_TYPE detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1 PVI - parallel interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.2 PVI start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.3 SVI - serial interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4 SVI start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4.1 Set VID command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4.2 PWROK de-assertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.4.3 PSI_L and efficiency optimization at light-load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.4.4 HiZ management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.4.5 Hardware jumper override - V_FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 Power manager I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.1 Power manager commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.1.1 Overspeeding command (OVRSPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.1.2 Overvoltage threshold adjustment (OV_SET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.1.3 Switching frequency adjustment (FSW_ADJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.1.4 Droop function adjustment (DRP_ADJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.1.5 Power management flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.2 Dynamic phase management (DPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 |