| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L6717 Arkusz danych(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6717 Arkusz danych(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 56 page ![]() Hybrid CPU support and CPU_TYPE detection L6717 20/56 Doc ID 17326 Rev 1 Table 6. Voltage Identifications (VID) codes for PVI mode VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage 0 00000 1.5500 100000 0.7625 0 00001 1.5250 100001 0.7500 0 00010 1.5000 100010 0.7375 0 00011 1.4750 100011 0.7250 0 00100 1.4500 100100 0.7125 0 00101 1.4250 100101 0.7000 0 00110 1.4000 100110 0.6875 0 00111 1.3750 100111 0.6750 0 01000 1.3500 101000 0.6625 0 01001 1.3250 101001 0.6500 0 01010 1.3000 101010 0.6375 0 01011 1.2750 101011 0.6250 0 01100 1.2500 101100 0.6125 0 01101 1.2250 101101 0.6000 0 01110 1.2000 101110 0.5875 0 01111 1.1750 101111 0.5750 0 10000 1.1500 110000 0.5625 0 10001 1.1250 110001 0.5500 0 10010 1.1000 110010 0.5375 0 10011 1.0750 110011 0.5250 0 10100 1.0500 110100 0.5125 0 10101 1.0250 110101 0.5000 0 10110 1.0000 110110 0.4875 0 10111 0.9750 110111 0.4750 0 11000 0.9500 111000 0.4625 0 11001 0.9250 111001 0.4500 0 11010 0.9000 111010 0.4375 0 11011 0.8750 111011 0.4250 0 11100 0.8500 111100 0.4125 0 11101 0.8250 111101 0.4000 0 11110 0.8000 111110 0.3875 0 11111 0.7750 111111 0.3750 |