Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS68040MFD/T33A Arkusz danych(PDF) 5 Page - ATMEL Corporation

Numer części TS68040MFD/T33A
Szczegółowy opis  Third- Generation 32-bit Microprocessor
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ATMEL [ATMEL Corporation]
Strona internetowa  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

TS68040MFD/T33A Arkusz danych(HTML) 5 Page - ATMEL Corporation

  TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 49 page
background image
5
TS68040
2116A–HIREL–09/02
CQFP 196
Figure 3. Pin Assignments
Table 2. Power Supply Affectation to CQFP Body
GND
VCC
PLL
127
Internal Logic
4, 9, 10, 19, 32, 45, 73, 88, 113, 119, 121, 122, 124,
125, 129, 130, 141, 159, 172
3, 18, 31, 40, 46, 60, 72, 87, 114, 126, 137, 158, 173,
186
Output Drivers
7, 15, 22, 28, 35, 42, 49, 50, 51, 57, 63, 69, 76, 77, 83,
84, 91, 97, 98, 99, 105, 106, 146, 147, 148, 149, 155,
162, 163, 169, 176, 182, 183, 189, 195, 196
12, 25, 38, 54, 66, 80, 94, 102, 152, 166, 179, 192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com