| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L031C4U6SDTR Arkusz danych(PDF) 109 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L031C4U6SDTR Arkusz danych(HTML) 109 Page - STMicroelectronics |
|
109 / 126 page ![]() DS10668 Rev 6 109/126 STM32L031x4/6 Package information 120 7.5 UFQFPN28 package information Figure 46. UFQPN28 - 28-lead, 4 x 4 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat package outline 1. Drawing is not to scale. Table 73. UFQPN28 - 28-lead, 4 x 4 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat package mechanical data(1) Symbol millimeters inches Min Typ Max Min Typ Max A 0.500 0.550 0.600 0.0197 0.0217 0.0236 A1 - 0.000 0.050 - 0.0000 0.0020 D 3.900 4.000 4.100 0.1535 0.1575 0.1614 D1 2.900 3.000 3.100 0.1142 0.1181 0.1220 E 3.900 4.000 4.100 0.1535 0.1575 0.1614 E1 2.900 3.000 3.100 0.1142 0.1181 0.1220 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 L1 0.250 0.350 0.450 0.0098 0.0138 0.0177 T - 0.152 - - 0.0060 - |