| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CEU6 Arkusz danych(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 Arkusz danych(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 228 page ![]() E11 7 7 7 14 G2 25 J1 NRST I/O RST - - - - - - 8 15 G1 26 J2 PC0 I/O FT_a - SPI4_MISO, SPI2_RDY, FMC_A25, OCTOSPI1_IO7, EVENTOUT ADC12_INP10 - - - 9 16 H3 27 K2 PC1 I/O FT_ah - TRACED0, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, SPI4_MOSI, OCTOSPI1_IO4, EVENTOUT ADC12_INP11, ADC12_INN10, TAMP_IN3/TAMP_OUT5, WKUP6 - - - 10 17H128 K1 PC2 I/O FT_a - PWR_CSLEEP, TIM4_CH4, SPI2_MISO/I2S2_SDI, OCTOSPI1_IO5, OCTOSPI1_IO2, EVENTOUT ADC12_INP12, ADC12_INN11 - - - 11 18H229 L1 PC3 I/O FT_a - PWR_CSTOP, LPUART1_TX, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, OCTOSPI1_IO6, OCTOSPI1_IO0, EVENTOUT ADC12_INP13, ADC12_INN12 -- - - - J3 30 F6 VDD S - - - - - - - - - L7 - D10 VSS S - - - - F10 8 8 12 19 J2 31 K3 VSSA S - - - - - - - - 20 - - H4 VREF- S - - - - - - - - 21 J1 32 J3 VREF+ S - - - - G11 9 9 13 22 K1 33 J4 VDDA S - - - - E9 10 10 14 23 L3 34 L2 PA0 I/O FT_at (4) TIM2_CH1, TIM5_CH1, TIM8_ETR, TIM15_BKIN, SPI4_SCK, SPI3_RDY, USART2_CTS/USART2_NSS, UART4_TX, FDCAN2_RX, TIM2_ETR, EVENTOUT ADC12_INP0, ADC12_INN1, TAMP_IN2/TAMP_OUT1, WKUP1 Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |