| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CEU6 Arkusz danych(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 Arkusz danych(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 228 page ![]() PC0 - - - - - - SPI4_MISO SPI2_RDY PC1 TRACED0 - - - - SPI2_MOSI/I2S2_SD O SPI4_MOSI - PC2 PWR_CSLEE P - TIM4_CH4 - - SPI2_MISO/I2S2_SDI OCTOSPI1_IO5 - PC3 PWR_CSTOP - - LPUART1_TX - SPI2_MOSI/I2S2_SD O OCTOSPI1_IO6 - PC4 - TIM2_CH4 - LPTIM2_ETR - I2S1_MCK - USART3_RX PC5 - TIM1_CH4N - - PSSI_D15 - SPI4_SCK - PC6 - - TIM3_CH1 TIM8_CH1 - I2S2_MCK - USART6_TX PC7 TRGIO - TIM3_CH2 TIM8_CH2 - - I2S3_MCK USART6_RX PC8 TRACED1 - TIM3_CH3 TIM8_CH3 - - - USART6_CK PC9 MCO2 - TIM3_CH4 TIM8_CH4 I2C3_SDA AUDIOCLK - - PC10 - - - I3C2_SCL - - SPI3_SCK/I2S3_CK USART3_TX PC11 - - - I3C2_SDA - - SPI3_MISO/I2S3_SDI USART3_RX PC12 TRACED3 - TIM15_CH1 LPTIM2_CH2 - - SPI3_MOSI/I2S3_SDO USART3_CK PC13 - - - - - - - - PC14 - - - - - - - - PC15 - - - - - - - - Table 14. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2 TIM3/4/5/ 8/12/15 I3C1/2/LPTIM2/LP UART1/OCTOSPI/ TIM1/8 CEC/DCMI/I2C1/2/3/L PTIM1/2/SPI1/I2S1/SP I3/I2S3/TIM15/USART 1 CEC/I3C1/LPTIM1/S PI1/I2S1/SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/SPI4 OCTOSPI/SPI1/I2S1/SPI2/I 2S2/SPI3/I2S3/SPI4/UART 4/USART6/USB_PD SDMMC1/SPI2/I2S 2/SPI3/I2S3/USAR T1/2/3/6 |