| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CEU6 Arkusz danych(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 Arkusz danych(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 228 page ![]() PF0 - - - I3C2_SDA I2C2_SDA - - - PF1 - - - I3C2_SCL I2C2_SCL - - - PF2 - - - - I2C2_SMBA - - - PF3 - - - - - - - - PF4 - - - - - - - - PF5 - - - - - I3C1_SCL - - PF6 - - - - - - - - PF7 - - - - - - - - PF8 - - - - - - - - PF9 - - - - - - - - PF10 - - - - PSSI_D15 - - - PF11 - - - - - - - - PF12 - - - - - - - - PF13 - - - - - - - - PF14 - - - - - - - - PF15 - - - - - I3C1_SDA - - Table 14. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2 TIM3/4/5/ 8/12/15 I3C1/2/LPTIM2/LP UART1/OCTOSPI/ TIM1/8 CEC/DCMI/I2C1/2/3/L PTIM1/2/SPI1/I2S1/SP I3/I2S3/TIM15/USART 1 CEC/I3C1/LPTIM1/S PI1/I2S1/SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/SPI4 OCTOSPI/SPI1/I2S1/SPI2/I 2S2/SPI3/I2S3/SPI4/UART 4/USART6/USB_PD SDMMC1/SPI2/I2S 2/SPI3/I2S3/USAR T1/2/3/6 |