| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CEU6 Arkusz danych(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 Arkusz danych(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 228 page ![]() - - - - - - 54 L7 PF14 I/O FT_fah - FMC_A8, EVENTOUT ADC2_INP6, ADC2_INN2 - - - - - - 55 K7 PF15 I/O FT_fh - I3C1_SDA, FMC_A9, EVENTOUT - - - - - - - 56 M8 PG0 I/O FT_h - FMC_A10, EVENTOUT - - - - - - - - H5 VSS S - - - - -- - - - - - H6 VDD S - - - - - - - - - - 57 J7 PG1 I/O FT_h - SPI2_MOSI/I2S2_SDO, FMC_A11, EVENTOUT - - - - - 38 M6 58 L8 PE7 I/O FT_ah - TIM1_ETR, OCTOSPI1_IO4, FMC_D4/FMC_AD4, EVENTOUT - - - - - 39 M7 59 M9 PE8 I/O FT_ah - TIM1_CH1N, OCTOSPI1_IO5, FMC_D5/FMC_AD5, EVENTOUT - - - - - 40 M8 60 K8 PE9 I/O FT_ah - TIM1_CH1, OCTOSPI1_IO6, FMC_D6/FMC_AD6, EVENTOUT - - - - - - - 61 H7 VSS S - - - - -- - - - - 62 - VDD S - - - - - - - - 41 L8 63 L9 PE10 I/O FT_ah - TIM1_CH2N, OCTOSPI1_IO7, FMC_D7/FMC_AD7, EVENTOUT - - - - - 42 M9 64 M10 PE11 I/O FT_ah - TIM1_CH2, SPI1_RDY, SPI4_NSS, OCTOSPI1_NCS, FMC_D8/FMC_AD8, EVENTOUT - - - - - 43 K8 65 K9 PE12 I/O FT_h - TIM1_CH3N, SPI4_SCK, FMC_D9/FMC_AD9, EVENTOUT - - - - - 44 L9 66 M11 PE13 I/O FT_h - TIM1_CH3, SPI4_MISO, FMC_D10/FMC_AD10, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |