| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CEU6 Arkusz danych(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 Arkusz danych(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 228 page ![]() - - - - 62 G12 86 G9 PD15 I/O FT_h - TIM4_CH4, FMC_D1/FMC_AD1, EVENTOUT - - - - - - - 87 H12 PG2 I/O FT_h - TIM8_BKIN, FMC_A12, EVENTOUT - - - - - - - 88 G10 PG3 I/O FT_h - TIM8_BKIN2, FMC_A13, EVENTOUT - - - - - - - 89 G11 PG4 I/O FT_h - TIM1_BKIN2, FMC_A14, EVENTOUT - - - - - - - 90 G12 PG5 I/O FT_h - TIM1_ETR, FMC_A15, EVENTOUT - - - - - - - 91 F12 PG6 I/O FT_h - I3C1_SDA, SPI1_RDY, OCTOSPI1_NCS, UCPD1_FRSTX, FMC_NE3, DCMI_D12/PSSI_D12, EVENTOUT - - - - - - - 92 F11 PG7 I/O FT_h - I3C1_SCL, USART6_CK, UCPD1_FRSTX, FMC_INT, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - - - - - - - 93 F10 PG8 I/O FT_h - TIM8_ETR, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, USART6_RTS, EVENTOUT - - - - - - - 94 - VSS S - - - - -- - - - - 95 - VDD S - - - - - - - 37 63 F12 96 F9 PC6 I/O FT_h - TIM3_CH1, TIM8_CH1, I2S2_MCK, USART6_TX, SDMMC1_D0DIR, FMC_NWAIT, I3C2_SCL, OCTOSPI1_IO5, SDMMC1_D6, DCMI_D0/PSSI_D0, EVENTOUT - - - - 38 64 F11 97 E12 PC7 I/O FT_h - TRGIO, TIM3_CH2, TIM8_CH2, I2S3_MCK, USART6_RX, SDMMC1_D123DIR, FMC_NE1, I3C2_SDA, OCTOSPI1_IO6, SDMMC1_D7, DCMI_D1/PSSI_D1, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |