Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PCS.06.M Arkusz danych(PDF) 1 Page - Taoglas antenna solutions

Numer części PCS.06.M
Szczegółowy opis  Havok
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Strona internetowa  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

PCS.06.M Arkusz danych(HTML) 1 Page - Taoglas antenna solutions

  PCS.06.M Datasheet HTML 1Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 2Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 3Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 4Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 5Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 7Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 8Page - Taoglas antenna solutions PCS.06.M Datasheet HTML 9Page - Taoglas antenna solutions Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 29 page
background image
SPE-20-8-122-C
Havok
Part No:
PCS.06.M
Description:
Havok - Low Profile 4G Cellular SMD Dielectric Antenna
Features:
4G LTE Antenna
SMD Dielectric Antenna
3G/2G Fallback
698~960MHz/1710~2690MHz High Efficiency Multi-Band SMD antenna
Low profile
Dimensions: 42*10*3mm
RoHS & REACH Compliant


Podobny numer części - PCS.06.M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taoglas antenna solutio...
PCS.06.A TAOGLAS-PCS.06.A Datasheet
2Mb / 21P
SMD Dielectric Antenna
PCS.06.A TAOGLAS-PCS.06.A Datasheet
2Mb / 22P
HAVOK-LOW PROFILE LTE
PCS.06.A TAOGLAS-PCS.06.A_17 Datasheet
2Mb / 22P
HAVOK-LOW PROFILE LTE
More results

Podobny opis - PCS.06.M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taoglas antenna solutio...
PCS06A TAOGLAS-PCS06A Datasheet
1Mb / 21P
havok - Low Profile LTE/Cellular 4g SMD Dielectric Antenna
PCS.06.A TAOGLAS-PCS.06.A_17 Datasheet
2Mb / 22P
HAVOK-LOW PROFILE LTE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com