| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
RM0319 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0319 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 368 page ![]() RM0319 Contents Doc ID 022640 Rev 3 7/368 14.3 Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 14.4 Functional overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 14.5 Programming examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14.5.1 Detecting the SD card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14.5.2 Supplying the SD clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 14.5.3 Issuing a command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 14.5.4 Completing a command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 14.5.5 Transferring data without DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 14.5.6 Transferring data with SDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 14.5.7 Transferring data with ADMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 14.5.8 Aborting the transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 15 Controller area network ports (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 15.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 15.2 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 15.3 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 15.3.1 Message handler state machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 15.4 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 15.4.1 Initializing the software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 15.4.2 Transferring messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 15.4.3 Using the disabled automatic retransmission mode . . . . . . . . . . . . . . 198 15.4.4 Using the test mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 15.4.5 Using the silent mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 15.4.6 Using the loop back mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 15.4.7 Using the loop back mode combined with silent mode . . . . . . . . . . . . 200 15.4.8 Managing message objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 15.4.9 Configuring a transmit object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 15.4.10 Updating a transmit object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 15.4.11 Configuring a receive object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 15.4.12 Updating a transmit object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 15.4.13 Configuring a receive object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 15.4.14 Handling received messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 15.4.15 Configuring a FIFO buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 15.4.16 Receiving messages with FIFO buffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 15.4.17 Reading from a FIFO buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 15.4.18 Handling interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 |