| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
UM1870 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1870 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 58 page ![]() DocID027602 Rev 1 9/58 UM1870 Hardware description 58 PB1 27 JOY_RIGHT PB2 28 18 PB10 29 INT1 PB11 30 INT2 VSS_1 31 VDD_1 32 PB12 33 DB_CSN(1) PB13 34 DB_SCLK(1) PB14 35 DB_SDO(1) PB15 36 DB_SDI(1) PC6 37 PUSH_BTN PC7 38 DB_IO0(1) PC8 39 DB_IO1(1) PC9 40 DB_IO2(1) PA8 41 JOY_LEFT PA9 42 JOY_CENTER PA10 43 JOY_UP PA11 44 USB_DM PA12 45 USB_DP PA13 46 JTMS 16 VSS_2 47 VDD_2 48 PA14 49 JTCK 14 PA15 50 JTDI 12 PC10 51 DB_IO3_IRQ(1) PC11 52 DB_PIN1 PC12 53 DB_PIN2 PD2 54 LED3 PB3 55 JTDO 10 PB4 56 JNTRST 8 PB5 57 TSEN_INT PB6 58 I2C1_SCL PB7 59 I2C1_SDA Table 1. MCU pin description versus board function (continued) Pin name Pin Board function LEDs DB connector Buttons / joystick Acceler. Temp. sensor USB JTAG Ext. conn |