| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BT8376EPF Arkusz danych(PDF) 304 Page - Synaptics Incorporated. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BT8376EPF Arkusz danych(HTML) 304 Page - Synaptics Incorporated. |
|
304 / 323 page ![]() Appendix A Bt8370/8375/8376 A.4 Extended Superframe Format (ESF) Fully Integrated T1/E1 Framer and Line Interface A-6 Conexant N8370DSE Table A-4. Extended Superframe Format Frame # Bit # F-Bits Bit Use in Each Time Slot Signaling Channel FPS DL CRC Traffic Signal 16 4 2 10 — m — 1–8 —— — — 2193 —— C1 1–8 —— — — 3386 — m — 1–8 —— — — 4 579 0 —— 1–8 —— — — 5772 — m — 1–8 —— — — 6965 —— C2 1–7 8 AAA 7 1158 — m — 1–8 —— — — 8 1351 0 —— 1–8 —— — — 9 1544 — m — 1–8 —— — — 10 1737 —— C3 1–8 —— — — 11 1930 — m — 1–8 —— — — 12 2123 1 —— 1–7 8 BBA 13 2316 — m — 1–8 —— — — 14 2509 —— C4 1–8 —— — — 15 2702 — m — 1–8 —— — — 16 2895 0 —— 1–8 —— — — 17 3088 — m — 1–8 —— — — 18 3281 —— C5 1–7 8 CAA 19 3474 — m — 1–8 —— — — 20 3667 1 —— 1–8 —— — — 21 3860 — m — 1–8 —— — — 22 4053 —— C6 1–8 —— — — 23 4246 m — 1–8 —— — — 24 4439 1 —— 1–78 D B A Note: 1. FPS indicates the Framing Pattern Sequence (...001011...). 2. DL indicates the 4 kbps Data Link with message bits m. 3. CRC indicates the cyclic redundancy check with bits C1 to C6. 4. Signaling options include 16-state, 4-state, and 2-state. |