Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD56060 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części SD56060
Szczegółowy opis  60 W, 28 V, HF to 1 GHz RF power LDMOS transistor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SD56060 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button SD56060 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics SD56060 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
Table 6. M246 mechanical data
Symbol
Milimeters
Min.
Typ.
Max.
A
5.33
5.59
B
6.48
6.73
C
17.27
18.29
D
5.72
5.97
E
22.86
F
28.83
29.08
G
16.26
16.76
H
4.19
5.08
I
0.08
0.15
J
1.83
2.24
K
1.40
1.65
L
3.18
3.43
SD56060
M246 package information
DS11102 - Rev 2
page 9/13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com