| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IMX8MPCEC Arkusz danych(PDF) 92 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX8MPCEC Arkusz danych(HTML) 92 Page - NXP Semiconductors |
|
92 / 111 page ![]() i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products, Rev. 0, 03/2021 92 NXP Semiconductors Package information and contact assignments DRAM_AC20 AA4 NVCC_DRAM DDR — — Output low DRAM_AC21 AA5 NVCC_DRAM DDR — — Output low DRAM_AC22 AA6 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC23 U4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC24 V2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC25 V1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC26 P1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC27 R4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC28 W4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC29 W5 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC30 AE4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC31 AF4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC32 U5 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC33 U6 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC34 U1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC35 U2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC36 W6 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC37 AC4 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_AC38 AC5 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_ALERT_N T2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DM0 B2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DM1 H2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DM2 AB2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DM3 AH2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ00 B3 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ01 A2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ02 E1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ03 F2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ04 E2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ05 C1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ06 C2 NVCC_DRAM DDR — — Input Table 77. 15 x 15 mm functional contact assignments (continued) Ball Name Ball Power group Ball type Reset condition Default Default function Input/ Output status |