| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IMX8MPCEC Arkusz danych(PDF) 93 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX8MPCEC Arkusz danych(HTML) 93 Page - NXP Semiconductors |
|
93 / 111 page ![]() Package information and contact assignments i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products, Rev. 0, 03/2021 NXP Semiconductors 93 DRAM_DQ07 B1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ08 G1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ09 H1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ10 K1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ11 K2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ12 L2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ13 L1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ14 G2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ15 F1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ16 AC1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ17 AB1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ18 W2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ19 Y2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ20 Y1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ21 W1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ22 AC2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ23 AD1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ24 AH3 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ25 AJ2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ26 AE1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ27 AD2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ28 AE2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ29 AG1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ30 AG2 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQ31 AH1 NVCC_DRAM DDR — — Input DRAM_DQS0_N D1 NVCC_DRAM DDRCLK — — Input DRAM_DQS0_P D2 NVCC_DRAM — — — Input DRAM_DQS1_N J1 NVCC_DRAM DDRCLK — — Input DRAM_DQS1_P J2 NVCC_DRAM — — — Input DRAM_DQS2_N AA1 NVCC_DRAM DDRCLK — — Input DRAM_DQS2_P AA2 NVCC_DRAM — — — Input Table 77. 15 x 15 mm functional contact assignments (continued) Ball Name Ball Power group Ball type Reset condition Default Default function Input/ Output status |