| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STV3550 Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV3550 Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 144 page ![]() 12/144 STV3550 STV3550 Pin List 2 STV3550 Pin List 2.1 Pinout Figure 5: Pinout Diagram DE VDD18_CORE VSS_IO VSS_IO VDD33_IO P_VIDEO0 P_VIDEO1 P_VIDEO2 P_VIDEO3 P_VIDEO4 VDD33_IO P_VIDEO5 VDD33_IO NC VSS_IO ADDR_13 NOT_BE1 ADDR_12 ADDR_11 ADDR_9 ADDR_8 ADDR_7 ADDR_6 ADDR_5 PORTC0 PORTA0 PORTD4 PORTA1 PORTD7 PORTA4 VDD33_IO PORTA5 PORTA6 PORTA7 VDD33_IO VSS_IO PORTD5 PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTD0 PORTD1 PORTD2 PORTD3 VDD33_IO PORTD6 PORTA2 PORTA3 VSS_IO PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 VDD33_IO VCC33_ADC GND_ADC SHIELD_ADCDAC V100 H100 CLK_DFL DCLK ADDR_4 CKOUT_SDRAM VDD33_IO VSS_IO CKIN_SDRAM ADDR_3 ADDR_2 ADDR_1 ADDR_0 ADDR_10 ADDR_16 VDD33_IO ADDR_15 NOT_CS_SDRAM NOT_RAS NOT_CAS RD8NOTWR NOT_BE0 VDD18_CORE VSS VDD33_IO VSS_IO NOT_CS_FLASH ADDR_17 ADDR_18 ADDR_19 ADDR_14 VDD18_CORE VSS FLASH_D15 FLASH_D7 FLASH_D14 VDD33_IO FLASH_D6 FLASH_D13 FLASH_D5 NC FLASH_D12 NC FLASH_D4 157 208 52 104 1 53 105 156 STV3550 PQFP 280 Package |