Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MCT050HDMI-A-RTP Arkusz danych (PDF) - Midas Components

MCT050HDMI-A-RTP Datasheet PDF - Midas Components
Numer części MCT050HDMI-A-RTP
Pobierz  MCT050HDMI-A-RTP Pobierz
Rozmiar pliku   875.79 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Strona internetowa  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Szczegółowy opis TFT Module

MCT050HDMI-A-RTP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MCT050HDMI-A-RTP Datasheet PDF - Midas Components

Numer części MCT050HDMI-A-RTP
Pobierz  MCT050HDMI-A-RTP Click to download

Rozmiar pliku   875.79 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Strona internetowa  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Szczegółowy opis TFT Module

MCT050HDMI-A-RTP Arkusz danych (HTML) - Midas Components


MCT050HDMI-A-RTP Szczegóły Produktu

Display Features
Display Size 5.0”
Resolution 800 x 480
Orientation Landscape
Appearance RGB
Logic Voltage 5V
Interface HDMI
Brightness 350 cd/m2
Touchscreen RTP
Module Size 120.70 x 75.80 x 23.00mm
Operating Temperature -20°C ~ +70°C
Pinout
Pitch
---
---




Podobny numer części - MCT050HDMI-A-RTP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Midas Components
MCT050HDMI-A-RTP MIDASDISPLAYS-MCT050HDMI-A-RTP Datasheet
465Kb / 1P
Interconnect Board
Version: 1 16/04/2018
More results


Podobny opis - MCT050HDMI-A-RTP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
LQ10D131 SHARP-LQ10D131 Datasheet
1Mb / 19P
TFT - LCD MODULE
LQ035Q7DB03 SHARP-LQ035Q7DB03 Datasheet
506Kb / 24P
TFT LCD MODULE
LQ080V3DG01 SHARP-LQ080V3DG01 Datasheet
468Kb / 23P
TFT MODULE
LQ150X1LGN2A SHARP-LQ150X1LGN2A Datasheet
901Kb / 24P
TFT-LCD MODULE
LQ104S1DG21 SHARP-LQ104S1DG21 Datasheet
376Kb / 19P
TFT-LCD Module
LQ121S1LG41 SHARP-LQ121S1LG41 Datasheet
3Mb / 19P
TFT-LCD Module
LQ121S1LG61 SHARP-LQ121S1LG61 Datasheet
715Kb / 20P
TFT-LCD Module
LQ181E1LW31 SHARP-LQ181E1LW31 Datasheet
556Kb / 24P
TFT-LCD Module
LQ084S3DG01 SHARP-LQ084S3DG01 Datasheet
702Kb / 20P
TFT-LCD Module
LQ057Q3DC03 SHARP-LQ057Q3DC03 Datasheet
341Kb / 18P
TFT - LCD module
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com