Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D7EST Arkusz danych(PDF) 31 Page - OSRAM GmbH

Numer części D7EST
Szczegółowy opis  OSRAM DULUX® EL electronic energy saving lamps
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

D7EST Arkusz danych(HTML) 31 Page - OSRAM GmbH

Back Button D7EST Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 30Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 31Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 32Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 33Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 34Page - OSRAM GmbH D7EST Datasheet HTML 35Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 54 page
background image
- 90
°
90
°
- 60
°
- 30
°
- 150
°
- 120
°
180
°
150
°
120
°
60
°
30
°
0
°
20
60
90
°
150
°
120
°
60
°
30
°
Candela
20
20
60
60
100
100
0
C-0
C-40
C-20
C-40
C-20
C-0
60
20
Fig. 8a: OSRAM DULUX EL LONGLIFE 11 W, 15 W, 20 W, 23 W
OSRAM DULUX EL ECONOMY 16 W, 21 W and 24 W
OSRAM DULUX EL FACILITY 10 W, 14 W
OSRAM DULUX EL SENSOR Plus 15 W
OSRAM DULUX EL VARIO 23 W
Axial and radial luminous intensity distribution curves, referred to 1000 lm
30
OSRAM DULUX® EL – electronic energy saving lamps
Economical alternatives to ordinary light bulbs
Technical Guide
3.3.2 Luminance
3.3.3 Luminous intensity
distribution
The luminance of OSRAM DULUX® EL lamps is 2.5 cd/cm2 (0.5 cd/cm2 for opal
CLASSIC and GLOBE lamps)
Fig. 8b: OSRAM DULUX® EL LONGLIFE 3 W, 5 W and 7 W
OSRAM DULUX® EL ECONOMY 8 W and 12 W
Axial and radial luminous intensity distribution curves, referred to 1000 lm
- 90
°
90
°
- 60
°
- 30
°
- 150
°
- 120
°
180
°
150
°
120
°
60
°
30
°
0
°
50
50
100
100
125
cd
125
90
°
150
°
120
°
60
°
30
°
Candela
50
50
100
100
125
125
0
C-0
C-45
C-90
C-90
C-45
C-0
3. Lamp data and lamp properties



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com